Part Number Hot Search : 
C3223 P13NK60 2SB668 IT8888G CGY2020G KS57C KM416 BAR60
Product Description
Full Text Search
 

To Download SOD867180 Datasheet File

  If you can't view the Datasheet, Please click here to try to view without PDF Reader .  
 
 


  Datasheet File OCR Text:
  all technical caracteristics are subject to change without previous notice. caract?ristiques sujettes ? modifications sans pr?avis. p p p p r r r r o o o o u u u u d d d d t t t t o o o o s s s s e e e e r r r r v v v v e e e e y y y y o o o o u u u u celduc ? r e l a i s page 1 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 relais statique monophas? de puissance power solid state relay SOD867180 okpac ? output: 150-510vac 75a input : 7-30vdc ? relais statique synchrone avec diagnostic de l'?tat de la charge, du r?seau et de la sortie du relais. zero cross solid state relay with system diagnostics of the load, the mains and the ssr output. ? sortie thyristors technologie tms 2 (*) permettant une longue du- r?e de vie : 150 ? 510vac 75a. back to back thyristors on output with tms 2 (*) technology for a long lifetime expectancy : 150 to 510vac 75a. ? entr?e 7-30vdc avec led verte de visualisation de la commande 7-30vdc input with green led visualization of control status. ? contact d'?tat statique (diagnostic) normalement ferm?. sans alimentation externe suppl?mentaire - diagnostic visualis? par led jaune les contacts de diagnostic peuvent ?tre mis en s?rie. normally closed status output (diagnostic). without external power supply . status visualization by yellow led . status output can be chained. ? tr?s faible niveau de synchronisme very low zero cross voltage. ? connecteurs d'entr?e d?brochables et doubl?s. technologie ressort. with double removable input connectors. spring terminals ? protection ip20 par volets sur les bornes. ip20 protection by flaps on terminals. ? construit en conformit? aux normes en60947-4-3 (iec947-4-3) -ul-cul et en60950/vde0805 designed in conformity with en60947-4-3 (iec947-4-3) -ul-cul and en60950/vde0805 application typique / typical application: 30kw resistance (ac-51) - 400 vac 50hz autres charges : voir page 6 / other loads : see page 6 1 l1 2 t1 a1 a2 4+ 3- 5- 6+ verte/ green jaune yellow charge/ load fusible/ fuse r?seau/ mains 150-510v ic uc id vds commande/ control sortie d'?tat/ status output us 0v/us rc synoptique de fonctionnement / internal diagram. * la sortie d'?tat est normalement fem?e en l'absence de d?fauts (nf) / without faults the status output is normaly closed (nc) (*) : thermo mechanical stress solution 2 connecteurs d'entr?e d?brochables ? technologie ressort. gris : commande orange: ?tat (alarme) two removable input spring connectors . grey : control orange : status (alarm) brevete ! patented ! a1/4+ a2/3- 6+ 5- dimensions :
r e l a i s rue amp?re b.p. 4 42290 sorbiers - france e-mail : celduc-relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 service commercial france t?l. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sales dept.for europe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sales dept. asia : t?l. +33 (0) 4 77 53 90 19 www.celduc.com celduc ? page 2 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 okpac ? input : ic = f( uc) 0 uc (v) ic (ma) 0 5 10 15 20 25 30 5 101520253035 caract?ristiques de commande (? 25 c) / control characteristics (at 25 c) dc commande/ control symbol min nom max unit tension de commande / control voltage uc 7 12-24 30 v courant de commande / control current (@ uc ) ic 3,2 8-20 27 ma tension de relachement/ release voltage uc off 3 v r?sistance interne / input internal resistor fig.1 rc 1000 ? tension inverse / reverse voltage urv 30 v caract?ristiques de sortie / output characteristics (at 25 c) param?tre / parameter conditions symbol min typ. max unit plage de tension utilisation / operating voltage range ue 150 400 510 v rms tension de cr?te / peak voltage up 1200 v niveau de synchronisme / zero cross level usync 12 v tension minimum amor?age / latching voltage ie nom ua 10 v courant nominal / nominal current (ac-51) ie ac-51 75 90 a rms courant surcharge / non repetitive overload current tp=10ms (fig. 3) itsm 1000 1200 a chute directe ? l'?tat passant / on state voltage drop @ 25 c vt 0,9 v r?sistance dynamique / on state dynamic resistance rt 4,5 m ? puissance dissip?e (max) / output power dissipation (max value) pd 0,9x0,9xie + 0,0045xie 2 w r?sistance thermique jonction/semelle thermal resistance between junction to case rthj/c 0,4 k/w courant de fuite ? l'?tat bloqu? / off state leakage current @ue typ, 50hz ilk 5 ma courant minimum de charge / minimum load current iemin 5 ma temps de fermeture / turn on time @ue typ, 50hz ton max 10 ms temps d'ouverture / turn off time @ue typ, 50hz toff max 10 ms fr?quence utilisation / operating frequency range f mains f 0,1 50-60 400 hz dv/dt ? l'?tat bloqu? / off state dv/dt dv/dt 500 v/ s di/dt max / maximum di/dt non repetitive di/dt 50 a/ s i 2 t (<10ms) i 2 t 5000 7200 a 2 s immunit? / conducted immunity level iec/en61000-4-4 (bursts) 4kv criterion a immunit? / conducted immunity level iec/en61000-4-5 (surge) 4kv criterion a with external vdr protection court-circuit / short circuit protection voir/ see page 7 example fuse ferraz urc63a or fast breaker caract?ristiques g?n?rales / general characteristics (at 25 c) symbol isolement entr?e/sortie - input to output insulation ui 4000 vrms isolation sortie/ semelle - output to case insulation ui 4000 vrms isolation output/diagnostic - output to status insulation ui 2500 vrms isolation input/diagnostic - input to status insulation ui 2500 vrms r?sistance isolement / insulation resistance ri 1000 (@500vdc) m ? tenue aux tensions de chocs / rated impulse voltage uimp 4000 v degr? de protection / protection level / cei529 ip20 degr? de pollution / pollution degree -2 vibrations / vibration withstand 10 -55 hz according to cei68 double amplitude 1,5 mm tenue aux chocs / shocks withstand according to cei68 - 30/50 g temp?rature de fonctionnement / ambient temperature (no icing, no condensation) - -40 /+100 c temp?rature de stockage / storage temperature (no icing, no condensation) -40/+100 c humidit? relative / ambient humidity hr 40 to 85 % poids/ weight 80 g conformit? / conformity en60947-4-3 (iec947-4-3) conformit? / conformity ul/cul vde0805/en60950 plastique du boitier / housing material pa 6 ul94vo semelle / base plate aluminium, nickel-plated
r e l a i s rue amp?re b.p. 4 42290 sorbiers - france e-mail : celduc-relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 service commercial france t?l. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sales dept.for europe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sales dept. asia : t?l. +33 (0) 4 77 53 90 19 www.celduc.com celduc ? page 3 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 okpac ? caract?ristiques de la sortie d'?tat / status output characteristics (at 25 c) param?tre / parameter conditions symbol min nom max unit tension utilisation / supply voltage us 1 12-24 32 v courant de sortie / output current id 0 0,1 0,1 a r?sistance sortie ferm?e / on state resistance rdson 2 ? longueur max de c?ble pour d?tection charge coup?e/ max cable length for open load (due to wire capacitor) 30 m temps ? l'ouverture (d?faut) / open delay (faults) uenom to1 70 ms temps total ? l'ouverture (d?faut) / total open delay (faults) uenom to2 120 ms temps ? la fermeture ( d?faut tension)/ closed delay (voltage fault) uenom, uc=0v tc1 20 ms temps ? la fermeture ( d?faut courant)/ closed delay (current fault) uenom, uc=ucnom tc2 20 ms * la sortie d'?tat (statique) est normalement ferm?e en l'absence de d?fauts sur la charge et le relais / status (static output) is normally closed without failure on the relay and the load -> la led jaune est allum?e en absence de d?faut. ce qui signifie: - tension sur le relais en absence de commande - courant dans le relais en pr?sence de commande . -> the yellow led is switched on. that means there is - voltage across the ssr without control . - current inside the ssr with control . * en cas de d?faut (relais en court-circuit ou charge coup?e) la sortie d'?tat est ouverte et la led jaune ?teinte. in case of failure on the load ( opened) or on the ssr (short-circuited): - the status is opened . - the yellow led is switched off . tableau de fonctionnement / operation characteristics commande / control led commande / control r?seau / mains charge / load relais / relay led d'?tat / status sortie / output status 0 non / no x x ouvert / open 1 non / no x x ouvert / open 0 oui / yes ok ok ferm?/ closed 1 oui / yes ok ok ferm?/ closed 0 oui / yes coup?e / open ok ouvert / open 0 oui / yes ok court-circuit / short-circuit ouvert / open 1 oui / yes coup?e / open ok ouvert / open 1 oui / yes ok court-circuit / short-circuit ouvert / open reaseau / mains commande / control courant / current on absence reseau / open mains thyristors en court- circuit / short-circuit scr led de commande / control led led d'?tat / status led off ferm?/ closed ouvert/ open ton toff to1 to2 tc1 to1 to2 to1 to2 tc2 tc1 sortie d'?tat / status output charge coupee / open load diagramme de fonctionnement / operation diagram remarques / notices ?la luminosit? de la led jaune d?pend de/ the yellow led luminosity depends on : - tension ue / ue voltage. - commande / control :on,off - type de charge / load type. ?plusieurs sorties d'?tat (nf) peuvent ?tre mises en s?rie pour avoir une seule information d?faut the status outputs can be chained for a group status information. ?la sortie d'?tat permet un cablage npn ou pnp/ npn or pnp output is possible with status. ?a tension r?seau inf?rieure ? 50vac le relais fonctionne correctement, mais un ?tat d?faut pourra appara?tre en absence de commande. mains voltage lower than specifications, (50 vac) the ssr works correctly, but an alarm status can be given if the control is off attention: dans le cas de longueurs de c?bles entre le relais et la charge sup?rieures ? 30 m?tres le syst?me de diagnostic p eut ne pas d?tecter une charge coup?e. important : in case of long wiring cable between the ssr and the load ( > 30 meters), it is possible than the system diagnost ics wil not detect an open load failure
r e l a i s rue amp?re b.p. 4 42290 sorbiers - france e-mail : celduc-relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 service commercial france t?l. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sales dept.for europe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sales dept. asia : t?l. +33 (0) 4 77 53 90 19 www.celduc.com celduc ? page 4 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 okpac ? surcharge de courant non r?p?titive sans tension r?appliqu?e / no repetive surge current without voltage reapplied. surcharge de courant r?p?titive avec tension r?appliqu?e repetive surge current with voltage reapplied. 1 10 1 0,1 0,01 0 500 1000 1500 0 t (s) itsm (apeak) surcharge de courant :itsm (apeak)=f(t) pour mod?le 75a/ surge current : itsm (apeak) = f(t) for 75a fig.3: 1 2 fig 3 : courants de surcharges / overload currents 6k/w correspond ? un relais mont? sur un adaptateur din celduc type 1ld12020 6k/w corresponds to a relay mounted on a din rail adaptator like celduc 1ld12020 fig. 2 courbes thermiques & choix dissipateur thermique / thermal curves and heatsink choice 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 courant de charge / rms load current (a) puissance dissip?e / power dissipation (w) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 0 temp?rature ambiante / ambient temperature ( c) 1 , 1k/w 6k/w 2,1k/w 1,5k/w full on state 50% on state 0 , 95k/w 0 , 75k/w 0,55k/w 0,3k/w ? > warning ! semiconductor relays don't provide any galvanic insulation between the load and the mains. always use in conjunction with an adapted circuit breaker with isolation feature or a similar device in order to ensure a reliable insulation in the ev ent of wrong function and when the relay must be insulated from the mains (maintenance ; if not used for a long duration ...). 1 -itsm non r?p?titif sans tension r?appliqu?e est donn? pour la d?termination des protections. 1 - no repetitive itsm is given without voltage reapplied . this curve is used to define the protection (fuses). 2 -itsm r?p?titif est donn? pour des surcharges de courant (tj initiale=70 c). attention : la r?p?tition de ces surcharges de courant diminue la dur?e de vie du relais. 2 - repetitive itsm is given for inrush current with initial tj = 70 c. in normal operation , this curve musn't be exceeded. be careful, the repetition of the surge current decreases the life expectancy of the ssr. ? > attention ! les relais ? semi-conducteurs ne procurent pas d'isolation galvanique entre le r?seau et la charge. ils doivent ?tre utilis? s associ?s ? un disjoncteur avec propri?t? de sectionnement ou similaire, afin d'assurer un sectionnement fiable en amont de la l igne dans l'hypoth?se d'une d?faillance et pour tous les cas o? le relais doit ?tre isol? du r?seau (maintenance ; non utilisation sur un e longue dur?e...).
r e l a i s rue amp?re b.p. 4 42290 sorbiers - france e-mail : celduc-relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 service commercial france t?l. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sales dept.for europe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sales dept. asia : t?l. +33 (0) 4 77 53 90 19 www.celduc.com celduc ? page 5 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 okpac ? okpac ? raccordement de commande et de diagnostic / control & diagnostic wiring raccordement / connexions connecteurs d?brochables, technologie ressort. section minimale 0,08mm 2 section maximale 1,5mm 2 with removable input connectors. pluggable spring connector. min awg28 max awg14 okpac ? raccordement de puissance / power wiring nombre de fils / number of wires mod?le de tournevis / screwdriver type couple de serrage recommand? 1 2 recommended torque fil rigide (sans embout) solid (no ferrule) fil multibrins (avec embout) fine stranded (with ferrule) fil rigide (sans embout) solid (no ferrule) fil multibrins (avec embout) fine stranded (with ferrule) m5 n.m 1,5 ... 10 mm 2 awg16....awg8 1,5 ... 6 mm 2 awg16....awg10 1,5 ... 10 mm 2 awg16....awg8 1,5 ... 6 mm 2 awg16....awg10 pozidriv 2 2 options : fastons : nous consulter/ consult us kit adaptation fort courant / special kit for high current: 1lk00700 35mm 2 (awg2) 50mm 2 (awg0) pour les forts courants, le volet doit ?tre enlev? (perte ip20). for high currents, power flap must be removed ( no ip20) directement avec fils avec ou sans embouts/ direct connection with wires with or without ferrules avec cosses/ with ring terminals puissance avec cosses / power with ring terminals. w max =12,6mm 16 mm 2 (awg6) 25 mm 2 (awg4) 35mm 2 (awg2 /awg3) 50mm 2 (awg0 /awg1) des cosses et kits d'adaptation peuvent ?tre fournis : voir relais forte puissance et documentation connexion forte puissance/ suitable ring terminals and special kit for high current can be delivered: see high power ssr and data-sheet for power connexion. avec levier/ with clip connecteur/connector wago 734-serie
r e l a i s rue amp?re b.p. 4 42290 sorbiers - france e-mail : celduc-relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 service commercial france t?l. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sales dept.for europe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sales dept. asia : t?l. +33 (0) 4 77 53 90 19 www.celduc.com celduc ? page 6 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 okpac ? montage /mounting: ? > l es relais statiques de la gamme okpac ? doivent ?tre mont?s sur dissipateur thermique. une gamme ?tendue de dissipateurs est disponible. voir exemples ci dessous et la gamme "wf" sur www.celduc.com. okpac ? ssrs must be mounted on heatsinks. a large range of heatsinks is available. see below some examples and "wf" range on www.celduc.com. ? > pour le montage du relais sur dissipateur utiliser de la graisse thermique ou un "thermal pad" haute performance sp?cifi? par celduc ? .une version autocollante pr?coll?e sur le relais est aussi disponible: nous consulter / for heatsink mounting, it is necessary to use thermal grease or thermal pad with high conductibility specified by celduc ? . an adhesive model mounted by celduc ? on the ssr is also available: please contact us. application typiques / typical loads ? > les produits sod8 sont adapt?s au contr?le de la plupart des charges. nous donnons dans nos sp?cifications le courant en ac-51 (charge r?sistive). pour les autres charges, il faut surveiller les surcharges en courant ? la fermeture et les surtensions ?ventuelles ? l'ouvertu re. * ac-55b: lampes ? incandescence : courants d'appel g?n?ralement de 10 fois le courant nominal durant quelques 10ms . * ac-55a: lampes ? d?charge. ces charges ont souvent des surcourants importants ? la fermeture et des surtensions ? l'ouverture ( capacit?s) . nous conseillons d'utiliser des relais 400vac sur r?seau 230vac. * ac-58: moteurs monophas?s . ces charges ont souvent des surcourants importants ? la fermeture et des surtensions ? l'ouverture ( capacit?s). nous conseillons d'utiliser des relais 400vac sur r?seau 230vac et d'adapter le courant du relais au courant de d ?marage. * ac-53: moteurs triphas?s. 3 relais sod8 sont n?cessaires. * ac-56a: transformateurs: tr?s fort courant d'appel ( jusqu'? 100 fois le courant nominal). nous conseillons l'utilisation de relais n on synchrones so7 (commande instantan?e) ou commande cr?te scp. * ac-56b: capacit?s: tr?s fort courant ? l'appel et surtensions ? l'ouverture. consulter celduc avec les relais d?di?s ? cette application (1600vp). sod8 products are designed for most types of loads. we give in our data-sheet the ac-51 current value corresponding to resistive loads. for other loads, check the inrush current at turn on and possible overvoltages at turn off: * ac-55b : incandescent lamps : inrush current is generally 10 times in during few 10ms. * ac-55a: electric discharge lamp : these loads often have overcurrent at turn on and overvoltage at turn off, so we advise to use 400vac ssr on 230vac mains. * ac-58: one pole motors. these loads often have overcurrent at turn on and overvoltage at turn off, so we advise to use 400vac ssr on 230vac mains and to adapt the ssr current to the starting current of the motor. * ac-53: three phase motors. 3 sod8 are necessary. * ac-56a: transformers loads : very high inrush current up to 100 times in . we advise to use random ssr : so7 range or peak control ssr : scp range * ac-56b: capacitor loads with very high current at turn on and overvoltage at turn off, please consult us with 1600v peak ssr and high inrush current. thermal pad : 5th21000 wf151200 (2-2,5 k/w) wf108110 ( 1,1 k/w) m4x12mm 1,2n.m thermal grease or pad
r e l a i s rue amp?re b.p. 4 42290 sorbiers - france e-mail : celduc-relais@celduc.com fax +33 (0) 4 77 53 85 51 service commercial france t?l. : +33 (0) 4 77 53 90 20 sales dept.for europe tel. : +33 (0) 4 77 53 90 21 sales dept. asia : t?l. +33 (0) 4 77 53 90 19 www.celduc.com celduc ? page 7 / 7f/gb s/mon/SOD867180/c/14/04/2006 okpac ? protection / protection : ? > la protection d'un relais statique contre les court-circuits de la charge peut ?tre faite par fusibles rapides avec des i 2 t = 1/2 i 2 t du relais . un test en laboratoire a ?t? effectu? sur les fusibles de marque ferraz. une protection par mcb ( disjoncteurs modulaires miniatures) est aussi possible. voir notre note application ( protection ssr) et utiliser des relais avec i 2 t >5000a2s to protect the ssr against a short-circuit of the load , use a fuse with a i 2 t value = 1/2 i 2 t value specified page 2. a test has been made with ferraz fuses . it is possible to protect ssr by mcb ( miniature circuit breaker). in this case, see application note ( ssr protection) and use a ssr with high i 2 t value (5000a 2 s minimum). emc : ? > immunit? : nous sp?cifions dans nos notices le niveau d'immunit? de nos produits selon les normes essentielles pour ce type de produit, c'est ? dire iec/en61000-4-4 & iec/en61000-4-5. immunity : we give in our data-sheets the immunity level of our ssrs according to the main standards for these products: iec/en61000-4-4 & iec/en61000-4-5. ? > emission: nos relais statiques sont principalement con?us et conformes pour la classe d'appareils a (industrie). l'utilisation du produit dans des environnements domestiques peut amener l'utilisateur ? employer des moyens d'att?nuation suppl?mentaires. en effet, les relais statiques sont des dispositifs complexes qui doivent ?tre interconnect?s avec d'autres ma teriels (charges, cables, etc) pour former un syst?me. etant donn? que les autres materiels ou interconnexions ne sont pas de la respon sabilit? de celduc ? , il est de la responsabilit? du r?alisateur du syst?me de s'assurer que les syst?mes contenant des relais statiques satisfont aux prescriptions de toutes les r?gles et r?glements applicables au niveau des syst?mes. le faible niveau de synchronisme de relais sod8(<12v) am?liore le niveau d'?mission conduit en mode de commande rapide, par rapport ? la plupart des produits du commerce avec des niveaux de synchronisme qui atteignent souvent 50volts. consulter celduc ? qui peut vous conseiller ou r?aliser des essais dans son laboratoire sur votre application. emission: celduc ? ssrs are mainly designed in compliance with standards for class a equipment (industry). use of this product in domestic environments may cause radio interference. in this case the user may be required to employ additionnal devices to reduce noise. ssrs are complex devices that must be interconnected with other equipment (loads, cables, etc.) to form a system. because the other equipment or the interconnections may not be under the control of celduc ? , it shall be the responsability of the system integrator to ensure that systems containing ssrs comply with the requirement of any rules and regulations applicable at the system level. the very low zero cross voltage of sod8 range (<12volts) improves the conducted emission level in comparison with most of ssrs on the market with zero cross voltage often higher than 50volts. consult celduc ? for advices. tests can be preformed in our laboratory.


▲Up To Search▲   

 
Price & Availability of SOD867180

All Rights Reserved © IC-ON-LINE 2003 - 2022  

[Add Bookmark] [Contact Us] [Link exchange] [Privacy policy]
Mirror Sites :  [www.datasheet.hk]   [www.maxim4u.com]  [www.ic-on-line.cn] [www.ic-on-line.com] [www.ic-on-line.net] [www.alldatasheet.com.cn] [www.gdcy.com]  [www.gdcy.net]


 . . . . .
  We use cookies to deliver the best possible web experience and assist with our advertising efforts. By continuing to use this site, you consent to the use of cookies. For more information on cookies, please take a look at our Privacy Policy. X